shantou huashan electronic devices co.,ltd . ? applications low frequency power a mplifier ? absolute maximum ratings ? t a =25 ??? ? electrical characteristics ? t a =25 ??? symbol characteristics min typ max unit test conditions bv cbo collec tor - base breakdown voltage - 40 v i c = - 100 | a, i e =0 bv ceo collector - emitter breakdown voltage - 20 v i c = - 10ma, i b =0 bv ebo emitter - base breakdown voltage - 5 v i e = - 10 | a ? i c =0 i cbo collector cut - off current - 200 na v cb = - 25v, i e =0 i ebo emitter cut - off c urrent - 200 na v eb = - 3v, i c =0 h fe dc current gain 40 400 v ce = - 1v, i c = - 100m a v ce(sat) collector - emitter saturation voltage - 0.3 - 0.4 v i c = - 5 0 0ma, i b = - 5 0 ma v be(sat) base - emitter saturation voltage - 1.0 - 1.3 v i c = - 500ma, i b = - 50ma ? h fe classificat ion r o y g 40 ? 8 0 7 0 ? 1 40 1 20 ? 2 40 200 ?a 400 t stg ?a?a storage temperature ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- - 55~150 ?? t j ?a?a junction temperature ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- 1 50 ?? p c ?a?a collector dissipation ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- 5 00mw v cbo ?a?a collector - base voltage ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- - 4 0v v ceo ?a?a collector - emitter voltage ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- - 2 0v v ebo ?a?a emitter - base voltage ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- - 5v i c ?a?a collector current ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- - 50 0ma 1 d emitter ? e 2 d base ? b 3 d col lector ? c to - 92 h 643 p n p s i l i c o n t r a n s i s t o r
shantou huashan electronic devices co.,ltd . h 643 p np s i l i c o n t r a n s i s t o r
|